Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONSTANT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONSTANT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NTE Electronics
NTE7208 Datasheet pdf image
66Kb/4P
Integrated Circuit Constant Current Single Output LED Driver

1


1



Qu'est-ce que CONSTANT


Dans les composants électroniques, constante signifie une constante représentant une valeur constante. Les constantes sont utilisées dans la programmation ou la conception de circuits électroniques et représentent des valeurs qui ne changent pas. Contrairement aux variables, les constantes ne peuvent pas modifier leur valeur et sont principalement utilisées pour exprimer des valeurs qui ne devraient pas changer lors de l'exécution du programme ou des valeurs fixes dans les circuits.

Dans les composants électroniques, constant peut être utilisé dans diverses significations. Certains exemples sont:

Constante numérique: peut être utilisée comme constante représentant une valeur numérique dans un circuit électronique. Par exemple, les constantes de tension utilisées pour fournir la tension, les constantes de résistance représentant la valeur de la résistance, etc. Ces constantes sont utilisées pour maintenir la stabilité du fonctionnement du circuit et contrôler le comportement des composants ou des circuits.

Constante de temps: certains composants et circuits électroniques utilisent des constantes liées au temps. Par exemple, dans un circuit RC, la constante de temps RC peut être utilisée pour contrôler le temps de charge ou de décharge. Ces constantes de temps sont utilisées pour réguler la vitesse de fonctionnement ou le temps de réponse d'un circuit.

Constante de programmation: Même dans le développement de logiciels, Constante est utilisée comme mot clé pour indiquer une constante. Une constante définit une valeur qui ne devrait pas changer pendant l'exécution du programme et est utilisée dans la logique ou les calculs du programme. Ces constantes de programmation sont souvent capitalisées pour les distinguer des variables régulières.

Constante signifie une constante représentant une valeur constante dans un composant électronique. Il est utilisé pour contrôler le fonctionnement d'un circuit électronique ou exprimer une valeur fixe dans un programme en utilisant des valeurs numériques telles que la tension, le courant, la résistance, etc. ou les valeurs liées au temps comme constantes.