Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONNECT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONNECT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Neutrik AG
NA2-IO-DLINE Datasheet pdf image
136Kb/2P
Connect your legacy audio gear to the Dante world.
NA2-IO-DPRO Datasheet pdf image
2Mb/3P
The NA2-IO-DPRO is a 2IN, 2OUT breakout box designed to connect legacy audio equipment with the Dante network.

1


1



Qu'est-ce que CONNECT


Dans les composants électroniques, Connect est un terme qui signifie la connexion. Les composants électroniques se connectent et interagissent entre eux de diverses manières, fournissant des signaux électriques, des données et de la puissance.

Connect peut avoir de nombreuses significations et utilisations différentes. Certains exemples sont:

Connecteurs de fils: dans les composants électroniques, les connecteurs de fil peuvent être utilisés pour connecter des fils ou des fils. À travers elle, les signaux électriques ou la puissance peuvent être transmis et les circuits peuvent être achevés. Les connecteurs de fil se présentent sous de nombreuses formes, y compris les épingles et les prises, les épisses et les bornes.

Connecteurs de la carte: les connecteurs de la carte peuvent être utilisés pour les connexions entre les cartes dans les composants électroniques. Les connecteurs de la carte se présentent généralement sous forme de terminaux ou d'épingles et de sockets, et connectent différentes cartes pour permettre aux données ou aux signaux de passer ou de communiquer.

Connecteurs d'interface: les connecteurs peuvent être utilisés pour s'interfacer avec d'autres composants ou périphériques électroniques. Par exemple, les connecteurs USB, les connecteurs HDMI, les connecteurs Ethernet, etc. prennent en charge les interfaces USB, HDMI et Ethernet respectivement, vous permettant d'utiliser les fonctions correspondantes.

Connecteurs externes: Il existe divers connecteurs externes dans des composants électroniques pour la connexion avec des dispositifs externes. Par exemple, les connecteurs d'adaptateur d'alimentation, les connecteurs audio / vidéo et les connecteurs de télécommunications. Grâce à cela, vous pouvez vous connecter avec d'autres appareils pour transmettre des données, alimenter la puissance et transmettre des signaux audio / vidéo.

Connect fait référence à diverses façons de connecter et d'interagir les uns avec les autres dans des composants électroniques. La connectivité est un élément important qui contrôle le comportement des composants électroniques et leur permet d'interagir avec d'autres composants ou appareils.