Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONFIGURATION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONFIGURATION' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fujitsu Component Limit...
DIMENSION_F5CP_F6CP Datasheet pdf image
59Kb/2P
2.5 x 2.0mm package F5CP / F6CP Dimensions & Pin Configuration
FLL600IQ-2 Datasheet pdf image
100Kb/4P
Push-Pull Configuration, Broad Frequency Range: 800 to 2000 MHz, Suitable for class AB operation

1


1



Qu'est-ce que CONFIGURATION


Dans les composants électroniques, la configuration signifie la configuration ou le réglage d'un composant ou d'un système. Une configuration est une combinaison de paramètres et d'options qui déterminent comment un composant électronique se comporte, comment il est connecté, ce qu'il fait.

La «configuration» d'un composant électronique peut contenir les éléments suivants:

Méthode de connexion: comment un composant électronique est connecté détermine le comportement de ce composant ou du système. Par exemple, la façon dont les fils sont connectés, l'affectation des épingles et la façon dont ils sont connectés affectent la composition d'un composant, et vous pouvez les configurer pour que un composant comporte comme vous le souhaitez.

Modes de fonctionnement: certains composants électroniques prennent en charge différents modes de fonctionnement. Les utilisateurs peuvent définir le mode d'action d'un composant pour le faire effectuer une tâche spécifique. Par exemple, vous pouvez définir le mode de fonctionnement du microcontrôleur afin que la pièce suit un protocole spécifique ou effectue une tâche spécifique.

Paramètres de fonction: certains composants électroniques fournissent diverses fonctions et les utilisateurs peuvent configurer l'opération souhaitée en définissant ces fonctions. Par exemple, la définition de la sensibilité d'un capteur, la définition d'un filtre d'un composant de traitement du signal et la définition de la méthode de fonctionnement d'une porte logique.

Configuration définit divers paramètres et options de pièces électroniques pour configurer le fonctionnement des pièces ou des systèmes en fonction de l'utilisateur. Cela vous permet d'optimiser la fonction de la pièce et d'atteindre le comportement souhaité.