Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONFIGURABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONFIGURABLE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Microsemi Corporation
A40MX02-FPL68 Datasheet pdf image
7Mb/142P
Single-Chip ASIC Alternative, 3,000 to 54,000 System Gates, Up to 2.5 kbits Configurable Dual-Port SRAM

1


1



Qu'est-ce que CONFIGURABLE


En électronique, configurable fait référence à la capacité d'un utilisateur à modifier un paramètre ou une configuration pour effectuer une fonction ou une action souhaitée. Les composants configurables ont la flexibilité de s'adapter à différents environnements ou besoins et permettre différentes configurations.

Par exemple, un composant électronique qui est configurable peut avoir les caractéristiques suivantes:

Gates logiques configurables: les portes logiques sont des composants électroniques qui effectuent des opérations logiques. Certaines portes logiques fournissent des options configurables qui permettent à l'utilisateur de configurer ou de définir le comportement de la porte. Grâce à cela, l'utilisateur peut effectuer l'opération souhaitée en définissant la connexion d'entrée et de sortie de la porte, de la méthode de l'opération et de la fonction logique.

Microcontrôleur programmable: Un microcontrôleur programmable est un composant électronique qui permet aux utilisateurs de contrôler le mouvement et d'exécuter les fonctions souhaitées via un programme. Les utilisateurs peuvent configurer divers paramètres et actions en téléchargeant du code sur le microcontrôleur.

Mémoire configurable: certains composants électroniques ont une mémoire configurable. Cette mémoire permet aux utilisateurs de stocker et de modifier les données de configuration, les options de configuration, les tables, etc. Cela permet aux utilisateurs de modifier le comportement des pièces ou de stocker des données personnalisées.

L'électronique configurable offre une flexibilité et une personnalisation pour une large gamme d'applications. Les utilisateurs peuvent configurer le comportement souhaité en modifiant les paramètres des pièces et effectuer des fonctions optimisées pour l'environnement.