Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COMPLIANT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COMPLIANT' - Totale: 13 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Panasonic Semiconductor
EET-HC2C102HA Datasheet pdf image
90Kb/8P
Long life with high capeacitance 2 and 3 pin versions available RoHS compliant PVC and RoHS compliant PETsleeve options
ADE109 Datasheet pdf image
76Kb/4P
Compliant with European standards European standards power relays
DE1A-L2-24V Datasheet pdf image
76Kb/4P
Compliant with European standards 1a1b 10A/8A polarized power relays
DE1A1B-L2-12V Datasheet pdf image
76Kb/4P
Compliant with European standards 1a1b 10A/8A polarized power relays
DE1A-L-5V Datasheet pdf image
76Kb/4P
Compliant with European standards 1a1b 10A/8A polarized power relays
APF10324 Datasheet pdf image
77Kb/5P
Compliant with European standards 1a/1c 6A Slim power relays
ELL6SH1R0M Datasheet pdf image
96Kb/3P
Power Inductors / Wire Wound type Large current capability RoHS compliant
DE1A1B-12V Datasheet pdf image
76Kb/4P
Compliant with European standards 1a1b 10A/8A polarized power relays
TQ4-5V Datasheet pdf image
186Kb/11P
2-pole 5 mm Surface Mount Relay, JIS C0806 compliant
APF30224 Datasheet pdf image
77Kb/5P
Compliant with European standards 1a/1c 6A Slim power relays
EFOS Datasheet pdf image
256Kb/5P
Ceramic Res o na tors, Chip Type (3 Array Type) RoHS compliant
TQ2-3V Datasheet pdf image
186Kb/11P
2-pole 5 mm Surface Mount Relay, JIS C0806 compliant Measurement equipment
ELJRF10NJFB Datasheet pdf image
162Kb/8P
High Frequency Use (Non Magnetic Core) RF, RE, ND, NC, NA RoHS compliant

1


1



Qu'est-ce que COMPLIANT


Conforme aux pièces électroniques est un terme qui indique si la pièce est conforme aux réglementations ou exigences pertinentes.

Les fabricants de composants électroniques vérifient si leurs composants sont conformes aux exigences réglementaires internationales ou nationales et les marquent comme conformes.

Par exemple, dans les composants électroniques, la réglementation ROHS (restriction des substances dangereuses) est un règlement pour fabriquer des produits respectueux de l'environnement et limite l'utilisation de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure et le cadmium.

Par conséquent, dans les composants électroniques, le ROHS est conforme que le composant est conforme à ROHS.

De plus, divers réglementations et exigences internationales existent pour les composants électroniques.

Par exemple, la portée (réglementation sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques) restreint l'utilisation de produits chimiques dangereux, et la marque CE indique que les produits fabriqués dans l'Union européenne répondent aux spécifications techniques et aux exigences de sécurité. .

Par conséquent, dans les pièces électroniques, conforme signifie que la partie est conforme à ces réglementations et exigences.