Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COMPATIBLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COMPATIBLE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intel Corporation
CD1283 Datasheet pdf image
1Mb/94P
IEEE 1284-Compatible Parallel Interface
TXN31015D2 Datasheet pdf image
473Kb/34P
Quad-Rate 850 nm Optical Transceiver - SFF* MSA Compatible
CD1284 Datasheet pdf image
2Mb/176P
IEEE 1284-Compatible Parallel Interface Controller with Two High-Speed Asynchronous Serial Ports

1


1



Qu'est-ce que COMPATIBLE


Lorsque vous faites référence à la compatibilité, cela signifie généralement que différents composants, systèmes ou dispositifs peuvent fonctionner ensemble sans couture sans avoir besoin de modifications ou de réglages supplémentaires.

Dans le contexte de composants électroniques tels que les CI, la compatibilité fait souvent référence à l'épingle et aux spécifications électriques du composant.

Par exemple, un CI qui est compatible avec le PIN avec le MAX232 peut être utilisé comme remplacement direct dans un circuit car il a la même configuration de PIN et les spécifications électriques.

Cependant, la compatibilité peut également faire référence à la compatibilité des logiciels, où différents systèmes ou appareils peuvent fonctionner ensemble sans avoir besoin de modifications de logiciels ou de pilotes supplémentaires.