Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COMPARATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COMPARATOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ATMEL Corporation
AVR1300 Datasheet pdf image
514Kb/26P
Up to 12 bit resolution Signed and unsigned mode Result comparator

1


1



Qu'est-ce que COMPARATOR


Dans les composants électroniques, Comparator signifie un dispositif qui a la fonction d'effectuer une opération de comparaison.

Comparator est responsable de la comparaison de deux valeurs d'entrée et de la détermination de l'amplitude relative du signal d'entrée pour générer une sortie.

Le comparateur est utilisé pour comparer les signaux analogiques ou numériques.

Il est principalement utilisé dans diverses applications telles que les circuits de convertisseur analogique-numérique (ADC), la détection du niveau de tension et le traitement du signal numérique.

Le comparateur compare les amplitudes relatives des signaux d'entrée et produit une valeur de sortie positive pour les grandes entrées, négative pour les petites entrées et égale à zéro pour les entrées égales.

Les comparateurs ont généralement une référence de tension interne ou une valeur de référence pour les opérations de comparaison.

Détermine la sortie en fonction de la question de savoir si le signal d'entrée est supérieur à, inférieur ou égal à la valeur de référence.

La sortie du comparateur est exprimée en niveau logique numérique, et divers types de comparateurs sont développés et utilisés principalement selon des caractéristiques telles que la vitesse élevée, la faible puissance et la précision.

Le comparateur est utilisé dans diverses applications telles que les systèmes numériques, les systèmes de communication et les interfaces de capteurs, et joue un rôle important dans le traitement du signal et la prise de décision.

Les fonctions et les caractéristiques du comparateur sont sélectionnées et utilisées en fonction des exigences de conception, et divers types et modèles de comparateurs sont fournis sur le marché des pièces électroniques.