Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CLOCK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CLOCK' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Unisonic Technologies
U8C3525G-S16-R Datasheet pdf image
183Kb/6P
Maximum clock frequency
U74HC377 Datasheet pdf image
254Kb/8P
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLOCK ENABLE
U74HC377 Datasheet pdf image
254Kb/8P
OCTAL D-TYPE FLIP-FLOPS WITH CLOCK ENABLE
U74AC244 Datasheet pdf image
190Kb/6P
The U74AC244 is designed to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
U74ACT240 Datasheet pdf image
185Kb/6P
The U74ACT240 is designed to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

1


1



Qu'est-ce que CLOCK


Horloge signifie une pièce qui génère ou traite un signal d'horloge dans une pièce électronique.

Le signal d'horloge est l'un des signaux les plus importants des circuits numériques.

Un signal d'horloge est un signal qui spécifie lorsqu'un circuit doit fonctionner et est utilisé pour contrôler la vitesse et la synchronisation du fonctionnement d'un circuit.

Les horloges ont une variété d'utilisations dans les appareils électroniques. Par exemple, dans un ordinateur, le CPU et d'autres composants doivent être synchronisés au fur et à mesure qu'ils fonctionnent, ils génèrent donc des signaux d'horloge sur le bus système.

De plus, les périphériques de traitement du signal numérique qui traitent les signaux numériques utilisent des signaux d'horloge pour goûter des signaux numériques ou générer des signaux numériques.

Les horloges sont classées en différents types en fonction de facteurs tels que la fréquence, le cycle de service, le temps d'ascension / chute, la précision et la stabilité.

Par conséquent, lors de la sélection d'une horloge sur un composant électronique, il est important de sélectionner une horloge appropriée qui répond aux exigences du circuit en question.