Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CLAMP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CLAMP' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
HAMLIN Position and Mov...
59036-X-T-01-A Datasheet pdf image
109Kb/1P
Clamp Sensor Features and Benefits

1


1



Qu'est-ce que CLAMP


Clamp dans les composants électroniques signifie un appareil utilisé pour limiter ou stabiliser la tension ou le courant. Les pinces empêchent la surtension ou la surintensité dans les circuits électroniques et protéger les dispositifs ou les circuits.

Les pinces sont généralement implémentées à l'aide de diodes.

Une diode a un chemin de courant bidirectionnel, et lorsqu'il fonctionne dans le sens avant, la tension passe dans la plage admissible, et lorsqu'il fonctionne dans le sens inverse, il protège la tension en la limitant.

Cela empêche les situations où la surtension ou la surintensité peut endommager d'autres parties du circuit.

Les pinces peuvent être utilisées à diverses fins.

L'une des utilisations les plus courantes est la protection contre les surintensités de tension.

Lorsque la tension ou le courant dépasse un certain seuil, la pince fonctionne pour maintenir le circuit dans une plage de sécurité.

Cela empêche les composants ou les circuits d'être endommagés ou échoués.

Des pinces sont également utilisées dans les circuits de traitement du signal.

Par exemple, une diode de serrage peut être utilisée pour limiter la valeur de crête d'un signal et la maintenir au niveau de tension souhaité.

En résumé, la «serrage» dans les composants électroniques signifie un dispositif utilisé pour limiter ou stabiliser la tension ou le courant.

Les pinces utilisent des diodes pour empêcher la surtension ou la sur-courante, et pour protéger les appareils ou les circuits.

Les pinces peuvent être utilisées dans les circuits de protection contre les surintensités de tension et de traitement du signal.