Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHASSIS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHASSIS' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
MHS10N431K Datasheet pdf image
127Kb/1P
Chassis-Fixed heat dissipation (Efficient) types
TPL1200 Datasheet pdf image
2Mb/1P
Chassis mounting non-inductive high power resistors
TPL250 Datasheet pdf image
2Mb/1P
Chassis mounting non-inductive high power resistors
TPL320 Datasheet pdf image
612Kb/1P
Chassis Mounting Non-inductive Flat Type High Power resistors
RC-120 Datasheet pdf image
296Kb/1P
FULL-SIZE RACKMOUNT CHASSIS WITH 2-SLOT BACKPLANE & 250W P/S
RC-741 Datasheet pdf image
314Kb/1P
19 4U HIGH FULL-SIZE RACKMOUNT CHASSIS WITH BACKPLANE MOTHERBOARD & ATX P/S
N-48X Datasheet pdf image
42Kb/2P
P O W E R T R A N S F O R M E R CHASSIS MOUNT : Isolation

1


1



Qu'est-ce que CHASSIS


Dans les composants électroniques, châssis signifie le cadre structurel ou le cadre extérieur d'un dispositif électronique.

Le châssis est une plate-forme qui contient les éléments fonctionnels des appareils électroniques, soutenant et protégeant les circuits internes, composants et autres pièces.

Le châssis est généralement composé de matériaux robustes tels que l'acier, l'aluminium ou le plastique.

Il s'agit de protéger les composants internes de l'appareil et de fournir une durabilité contre le choc ou les vibrations de l'extérieur.

De plus, le châssis forme l'extérieur des dispositifs électroniques et remplit des fonctions mécaniques pour l'installation et la fixation de divers composants.

Par exemple, le châssis d'un ordinateur agit comme un cadre pour abriter et protéger des composants tels que la carte mère, l'alimentation, le disque dur et la carte graphique.

Le châssis peut également remplir des fonctions de gestion thermique.

Il dissipe efficacement la chaleur à l'intérieur de l'appareil en incluant un dispositif de dissipation de chaleur tel qu'un ventilateur ou un dissipateur de chaleur à l'intérieur.

En résumé, le «châssis» dans les composants électroniques signifie le cadre structurel ou le cadre extérieur d'un dispositif électronique.

Le châssis sert à protéger et à prendre en charge les composants à l'intérieur de l'appareil, forme l'extérieur et remplit des fonctions pour l'installation et la fixation des composants. Il peut également servir à la gestion thermique.