Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHASSIS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHASSIS' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Delta Electronics, Inc.
DRB-24V040ABN Datasheet pdf image
1Mb/11P
Full corrosion resistant aluminium chassis
DRB-24V020ABA Datasheet pdf image
1,009Kb/11P
Full corrosion resistant Aluminium chassis
DRB-24V020ABX Datasheet pdf image
1,009Kb/11P
Full corrosion resistant Aluminium chassis

1


1



Qu'est-ce que CHASSIS


Dans les composants électroniques, châssis signifie le cadre structurel ou le cadre extérieur d'un dispositif électronique.

Le châssis est une plate-forme qui contient les éléments fonctionnels des appareils électroniques, soutenant et protégeant les circuits internes, composants et autres pièces.

Le châssis est généralement composé de matériaux robustes tels que l'acier, l'aluminium ou le plastique.

Il s'agit de protéger les composants internes de l'appareil et de fournir une durabilité contre le choc ou les vibrations de l'extérieur.

De plus, le châssis forme l'extérieur des dispositifs électroniques et remplit des fonctions mécaniques pour l'installation et la fixation de divers composants.

Par exemple, le châssis d'un ordinateur agit comme un cadre pour abriter et protéger des composants tels que la carte mère, l'alimentation, le disque dur et la carte graphique.

Le châssis peut également remplir des fonctions de gestion thermique.

Il dissipe efficacement la chaleur à l'intérieur de l'appareil en incluant un dispositif de dissipation de chaleur tel qu'un ventilateur ou un dissipateur de chaleur à l'intérieur.

En résumé, le «châssis» dans les composants électroniques signifie le cadre structurel ou le cadre extérieur d'un dispositif électronique.

Le châssis sert à protéger et à prendre en charge les composants à l'intérieur de l'appareil, forme l'extérieur et remplit des fonctions pour l'installation et la fixation des composants. Il peut également servir à la gestion thermique.