Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CCD Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CCD' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
MR02X Datasheet pdf image
236Kb/8P
Automotive grade AEC Q200 qualified with 100% CCD visual inspection

1


1



Qu'est-ce que CCD


Dans les composants électroniques, CCD signifie dispositif couplé à charge et fait référence à la technologie utilisée dans les capteurs d'image électroniques.

Un CCD est un dispositif basé sur semi-conducteur utilisé pour capturer des images en convertissant la lumière en signaux électriques.

Un CCD se compose d'un tableau de petites cellules (pixels) dont le travail consiste à stocker et à déplacer des charges légères.

Chaque pixel détecte la lumière et génère une charge en conséquence. La charge ainsi créée se déplace vers des pixels adjacents pour lire le signal de charge et créer l'image entière.

Les CCD sont utilisés dans une variété de dispositifs de capture d'image, y compris des caméras numériques, des caméras vidéo et des scanners optiques.

Les principaux avantages du CCD sont une qualité et une sensibilité à l'image élevée, un niveau de bruit faible et une large plage dynamique.

De plus, le CCD a une réponse linéaire à la lumière, il a donc une excellente reproductibilité des couleurs.

Cependant, en raison de la consommation d'énergie relativement élevée et de la grande taille des CCD, des technologies alternatives telles que les capteurs complémentaires de métal-oxyde-semiconducteur (CMOS) sont plus largement utilisés dans certaines applications.

En résumé, le CCD dans les composants électroniques fait référence à la technologie des capteurs d'image à base de semi-conducteurs qui capture les images en convertissant la lumière en signaux électriques.

Les CCD sont largement utilisés pour la capture d'images dans les caméras numériques, les caméras vidéo, etc., et fournissent des images de haute qualité et une excellente reproduction des couleurs.