Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CATHODE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CATHODE' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KEC(Korea Electronics)
KDR721S Datasheet pdf image
383Kb/2P
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE(CATHODE COMMAND)
KDR732E Datasheet pdf image
389Kb/2P
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
KDR732V Datasheet pdf image
390Kb/2P
SCHOTTKY BARRIER TYPE DIODE (TWIN TYPE, CATHODE COMMON)
KTA1073T Datasheet pdf image
398Kb/3P
EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR(HIGH VOLTAGE CONTROL, PLASMA DISPLAY, NIXIE TUBE DRIVER,CATHODE RAY TUBE BRIGHTNESS CONTROL)

1


1



Qu'est-ce que CATHODE


En électronique, la cathode est un terme utilisé dans les composants électroniques tels que les tubes à vide électronique, les diodes, les transistors, les LED, etc.

Cathode fait référence au côté négatif (-) d'un composant par lequel le flux d'électrons commence.

Dans les composants électroniques, Cathode fait référence à un composant qui se comporte électriquement comme une électrode négative.

Les électrons commencent à la cathode et coulent vers l'anode, l'anode. Une cathode sert à induire ou à contrôler l'écoulement des électrons.

Par exemple, une diode est un composant qui contrôle l'écoulement du courant entre une cathode et une anode.

Lorsque la tension est appliquée entre la cathode et l'anode, la diode passe ou bloque le courant dans une direction spécifique.

Une cathode agit comme une entrée à travers laquelle le courant circule, et une anode agit comme une prise à travers laquelle le courant circule.

Dans le cas d'une diode émettrice de lumière (LED), la «cathode» est le point qui agit comme la cathode et mène le courant.

Électriquement, lorsqu'une tension est appliquée à la LED, les électrons de la cathode sont activés par la tension et émettent la lumière.

Dans les composants électroniques, une «cathode» est liée à une fonction précise, et il peut y avoir de nombreux types différents de «cathode» selon la façon dont le produit est conçu et comment il est utilisé.

Par conséquent, lorsqu'un composant électronique spécifique est appelé cathode, il peut être compris comme faisant référence à la cathode connectée à la méthode de fonctionnement de ce composant.