Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPACITOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPACITOR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Leshan Radio Company
LR256 Datasheet pdf image
215Kb/8P
Fast 1.2MHz Switching Frequency Requires Only 0.22uF Output Capacitor

1


1



Qu'est-ce que CAPACITOR


Un condensateur est un composant électronique qui stocke de l'énergie électrique dans un champ électrique. Il est constitué de deux plaques conductrices séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Lorsqu'une tension est appliquée sur les plaques conductrices, un champ électrique est créé et l'énergie électrique est stockée dans le champ. Lorsque la tension est supprimée, l'énergie stockée dans le champ électrique est libérée. Les condensateurs sont utilisés dans une large gamme d'applications électroniques, y compris les alimentations, les filtres, les circuits de synchronisation et le couplage ou le découplage des signaux.