Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPACITANCE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPACITANCE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
First Components Intern...
TSP064ALL Datasheet pdf image
1,014Kb/4P
nullLOW CAPACITANCE THYRISTOR SERIES CAPACITANCE THYRISTOR SERIES
TVA8LCXXX Datasheet pdf image
104Kb/2P
Monolithic, Low Capacitance TVS Array
SD103AWS Datasheet pdf image
263Kb/2P
350mA Small Single Surface Mounted Schottky Diode Low Reverse Capacitance

1


1



Qu'est-ce que CAPACITANCE


Dans les composants électroniques, la capacité est une propriété physique qui indique la capacité de stocker l'énergie stockée électriquement.

La capacité est causée par l'effet d'une force électrique entre deux électrodes polarisées électriquement.

La taille de la capacité est déterminée par la distance entre les électrodes, la taille des électrodes et la permittivité du matériau rempli entre les électrodes.

La capacité joue un rôle très important dans les circuits électriques.

La capacité peut être utilisée pour effectuer diverses fonctions telles que le stockage de l'énergie électrique et le filtrage et l'amplification des signaux électriques.

La capacité est un composant clé d'un composant électronique appelé condensateur et est utilisé dans de nombreux circuits électriques.