Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPABLE' - Totale: 16 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Maxim Integrated Produc...
78Q2123 Datasheet pdf image
351Kb/37P
Full duplex operation capable
Rev. 2.0
MAX17291EVK-WLP Datasheet pdf image
413Kb/6P
Electronic Load Capable of 310mA
Rev 0; 10/20
MAX17250EVKIT Datasheet pdf image
457Kb/8P
Electronic load capable of 2A
Rev 0; 8/18
MAX20330A Datasheet pdf image
699Kb/21P
Precision HV Capable ID Detector
19-100293; Rev 1; 6/18
MAX14544 Datasheet pdf image
1Mb/10P
28V-Capable, ILIM VBUS Accessory Switch
Rev 0; 1/10
MAX14589E Datasheet pdf image
1Mb/11P
High-Density, 짹5V Capable DPDT Analog Switches
Rev 0; 6/12
MAX30105 Datasheet pdf image
1Mb/35P
Capable of Operating at High Ambient Levels
Rev 1; 7/16
MAX14589E Datasheet pdf image
764Kb/11P
High-Density, 짹5V Capable DPDT Analog Switches
2014
MAX14562 Datasheet pdf image
1Mb/10P
36V-Capable Overvoltage Protector with Regulated Output Voltage
Rev 1; 8/11
MAX14591 Datasheet pdf image
950Kb/13P
High-Speed, Open-Drain Capable Logic-Level Translator
Rev 1; 12/14
MAX14591 Datasheet pdf image
950Kb/13P
High-Speed, Open-Drain Capable Logic-Level Translator
19-6173; Rev 1; 12/14
MAX14626 Datasheet pdf image
1Mb/8P
High-Voltage Reverse-Input-Capable 4??0mA Current Loop Protector
Rev 0; 3/12
MAX20327 Datasheet pdf image
721Kb/13P
12V Capable, Low-RON, Beyond-the-Rails??DPDT Analog Switch
19-100268; Rev 0; 6/18
MAX13047EEVKIT Datasheet pdf image
176Kb/7P
On-Board Clock Generators Capable of 8MHz, 4MHz, and 1MHz
Rev 0; 9/08
MAX20754EVKIT Datasheet pdf image
2Mb/25P
12V DC power supply capable of delivering 250W at the desired input voltage
2019
MAX20087EVKIT Datasheet pdf image
113Kb/2P
Capable of Basic Stand-Alone Operation or Advanced Control and Diagnostics Through I2C Interface

1


1



Qu'est-ce que CAPABLE


Dans les composants électroniques, capable signifie avoir la capacité d'effectuer une certaine tâche ou fonction.

Lorsqu'un composant électronique est capable, il indique que le composant ou l'appareil a la capacité de faire la tâche souhaitée.

Capable peut être décrit de différentes manières. Certains exemples sont:

Fonctionnellement capable: lorsqu'un composant électronique est fonctionnellement capable, cela signifie que le composant ou le périphérique a la capacité d'effectuer une fonction souhaitée.

Par exemple, nous pouvons dire qu'un microprocesseur est capable d'effectuer une tâche spécifique.

Capable en termes de performances: Lorsqu'un composant électronique est capable en termes de performances, cela signifie que le composant ou l'appareil a la capacité de répondre à certaines exigences de performance.

Par exemple, un capteur peut être considéré comme capable de fournir des résultats de mesure précis.

Extensivement capable: certains composants électroniques peuvent être capables de manière approfondie.

Cela signifie qu'un composant ou un appareil a la capacité de prendre en charge des fonctions ou des extensions supplémentaires de fonctionnalité.

Par exemple, une carte informatique avec des emplacements d'extension peut être considérée comme capable d'élargir sa fonctionnalité en ajoutant une autre carte.