Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPABLE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Allegro MicroSystems
A8670 Datasheet pdf image
463Kb/27P
The A8670 is a synchronous buck converter capable of delivering up to 2 A.
A3988 Datasheet pdf image
333Kb/14P
The A3988 is a quad DMOS full-bridge driver capable of driving up to two stepper motors or four DC motors.
A4952 Datasheet pdf image
292Kb/11P
Designed for pulse width modulated (PWM) control of DC motors, the A4952 and A4953 are capable of peak output currents to 짹2 A and operating voltages to 40 V.

1


1



Qu'est-ce que CAPABLE


Dans les composants électroniques, capable signifie avoir la capacité d'effectuer une certaine tâche ou fonction.

Lorsqu'un composant électronique est capable, il indique que le composant ou l'appareil a la capacité de faire la tâche souhaitée.

Capable peut être décrit de différentes manières. Certains exemples sont:

Fonctionnellement capable: lorsqu'un composant électronique est fonctionnellement capable, cela signifie que le composant ou le périphérique a la capacité d'effectuer une fonction souhaitée.

Par exemple, nous pouvons dire qu'un microprocesseur est capable d'effectuer une tâche spécifique.

Capable en termes de performances: Lorsqu'un composant électronique est capable en termes de performances, cela signifie que le composant ou l'appareil a la capacité de répondre à certaines exigences de performance.

Par exemple, un capteur peut être considéré comme capable de fournir des résultats de mesure précis.

Extensivement capable: certains composants électroniques peuvent être capables de manière approfondie.

Cela signifie qu'un composant ou un appareil a la capacité de prendre en charge des fonctions ou des extensions supplémentaires de fonctionnalité.

Par exemple, une carte informatique avec des emplacements d'extension peut être considérée comme capable d'élargir sa fonctionnalité en ajoutant une autre carte.