Fabricant | No de pièce | Fiches technique | Description |
WAGO Kontakttechnik Gmb...
|
750-650-003-000 |
544Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; Adjustable |
753-650-003-000 |
539Kb/11P |
RS-232 C Serial Interface; Adjustable |
750-650 |
475Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 9600 baud; None; 8/1 bits |
750-650-000-010 |
537Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 19200 baud; None; 8/1 bits |
750-650-000-012 |
532Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 2400 baud; None; 8/1 bits |
750-650-000-011 |
533Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 19200 baud; Even; 8/1 bits |
750-650-000-006 |
537Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 9600 baud; Even; 8/1 bits |
750-650-000-002 |
533Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 9600 baud; Even; 7/2 bits |
750-650-000-015 |
533Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 4800 baud; Even; 8/1 bits; 5 bytes |
750-650-000-001 |
537Kb/12P |
RS-232 C Serial Interface; 9600 baud; None; 8/1 bits; 5 bytes |
752-8303-8000-002 |
334Kb/4P |
Edge Controller; 2 x ETHERNET, 2 x USB, 1 x USB-C, HDMI, CAN, DI/DO, RS- |
221-415 |
523Kb/4P |
COMPACT splicing connectors for all wire types; 5-conductor terminal block; with operating levers; Max. operatung temperature 85°C |
289-522 |
344Kb/5P |
Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 64-pole; Mating connector for IDC; Vertical mounting; PCB terminal blocks, double-row; in mounting carrier; Type C; 2,50 mm짼 22.11.2021 |
289-422 |
240Kb/5P |
Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 64-pole; Mating connector for IDC; Vertical mounting; PCB terminal blocks, double-row; with mounting feet; Type C; 2,50 mm짼 22.11.2021 |
294-5002 |
824Kb/5P |
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; ohne PE-Kontakt; 2-polig; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß 11.07.2023 |
294-4413 |
886Kb/6P |
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; mit PE-Schraubkontakt; 3-polig; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß 12.07.2023 |
294-5012 |
937Kb/6P |
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; ohne PE-Kontakt; 2-polig; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß 12.07.2023 |
289-424 |
229Kb/4P |
Interface module; Pluggable connector per DIN 41612; 32-pole; Mating connector for solder connection; Vertical mounting; PCB terminal blocks, double-row; with mounting feet; Type C; 2,50 mm짼 22.11.2021 |
294-4002 |
765Kb/6P |
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; ohne PE-Kontakt; 2-polig; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß 12.07.2023 |
294-4004 |
949Kb/6P |
Leuchtenanschlussklemme; Drücker extern; ohne PE-Kontakt; 4-polig; Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter; Inst.-Seite: für alle Leiterarten; max. 2,5 mm²; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; weiß 12.07.2023 |