Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BANDWIDTH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'Bandwidth' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Cypress Semiconductor
CY7C1317KV18_1106 Datasheet pdf image
779Kb/33P
18-Mbit DDR II SRAM Four-Word Burst Architecture 333-MHz clock for high bandwidth

1


1



Qu'est-ce que Bandwidth


La bande passante signifie une large gamme de fréquences dans le domaine des composants électroniques.

La bande passante dans les composants électroniques est généralement liée à la capacité de transmission et indique la plage de fréquences que le composant peut transmettre.

Un composant avec une bande passante élevée peut transmettre des signaux dans une plage de fréquence plus large, une vitesse de transmission plus rapide et plus d'informations.

La bande passante est généralement mesurée en Hz, et pour certaines parties, elle est également mesurée en GHz ou en MHz.

Par exemple, dans le domaine du réseautage informatique, des cartes réseau avec une bande passante élevée sont nécessaires.

La bande passante joue également un rôle important dans le champ audio.

Les composants audio à large bande passante sont nécessaires pour lire des sources sonores et des fichiers audio à haute résolution.