Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BUTTON Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BUTTON' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Torex Semiconductor
XC6190B Datasheet pdf image
475Kb/21P
Push Button Reboot Controller
XC6190 Datasheet pdf image
475Kb/21P
Push Button Reboot Controller
XC6192 Datasheet pdf image
397Kb/28P
Power saving Push Button Load switch
XC6194 Datasheet pdf image
635Kb/28P
1A Output Current Push Button Smart Load Switch
XC6193 Datasheet pdf image
1Mb/28P
Push Button Smart Load Switch with 140m廓 internal high-side switch

1


1



Qu'est-ce que BUTTON


Dans les composants électroniques, Button est un terme qui fait référence à un commutateur électrique généralement fabriqué sous la forme d'un bouton.

Les boutons sont généralement conçus dans une petite forme ronde ou rectangulaire et sont utilisés pour transmettre des signaux électromagnétiques.

Un bouton a généralement une fonction qui peut être allumée ou désactivée lorsqu'elle est appuyée mécaniquement.

Ces commutateurs sont utilisés dans une variété d'appareils électroniques, tels que le bouton d'alimentation d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile, des boutons d'une souris ou d'un clavier, ou des boutons de contrôle d'une console de jeu.

Les boutons utilisés dans les composants électroniques ont chacun des caractéristiques et fonctions électriques différentes, et doivent être sélectionnés et utilisés pour des applications spécifiques.

De plus, la conception et l'emplacement des boutons doivent être conçus avec la commodité des utilisateurs à l'esprit, et la durée de vie et la durabilité des boutons sont également des considérations importantes.