Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BURST Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BURST' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Vitesse Semiconductor C...
VSC7716 Datasheet pdf image
226Kb/2P
1.25 Gbps Burst Mode Transimpedance Amplifier for GE-PON (EPON) Systems
VSC7965 Datasheet pdf image
1Mb/2P
PON Integrated 155 Mbps to 1.25 Gbps Burst-mode Laser Driver and Limiting Amplifier
VSC7967 Datasheet pdf image
610Kb/2P
PON Integrated 155 Mbps to 2.5 Gbps Burst-mode Laser Driver and Limiting Amplifier

1


1



Qu'est-ce que BURST


En électronique, Burst fait généralement référence à une série de changements soudains ou de signaux successifs rapides qui se produisent pendant la transmission du signal ou des données.

En général, Burst est un terme utilisé dans le domaine de la communication des données et fait référence au cas de transmettre temporairement une grande quantité de données à la fois afin de transmettre des données rapidement.

Ces «rafales» sont principalement utilisées dans les applications nécessitant une transmission de données à grande vitesse.

Par exemple, dans le streaming audio ou vidéo numérique, la transmission d'images numériques, etc., les données sont transmises en rafales pour soutenir une transmission rapide.

Burst peut également être utilisé pour indiquer une impulsion soudaine d'un dispositif électronique ou d'un signal à haute tension et à courte durée de courte durée.

Cela peut se produire lorsqu'un appareil électronique ou un circuit nécessite temporairement une puissance ou une tension élevée pour une action ou une opération spécifique.

Par exemple, les pièces d'alimentation électrique utilisent parfois le terme alimentation en mode rafale pour décrire comment elles fournissent de l'énergie à des dispositifs de consommation d'énergie potentiellement élevés.