Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BUFFER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BUFFER' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Elantec Semiconductor
ELH0033G Datasheet pdf image
242Kb/12P
Fast Buffer Amplifier
EL2004 Datasheet pdf image
272Kb/16P
350 MHz FET Buffer
EL2005 Datasheet pdf image
244Kb/12P
High Accuracy Fast Buffer
EL2072C Datasheet pdf image
219Kb/8P
730 MHz Closed Loop Buffer
EL2009C Datasheet pdf image
184Kb/8P
90 MHz 1 Amp Buffer Amplifier
EL2008C Datasheet pdf image
446Kb/12P
55 MHz 1 Amp Buffer Amplifier
EL2002C Datasheet pdf image
302Kb/12P
Low Power, 180 MHz Buffer Amplifier
EL2001C Datasheet pdf image
278Kb/12P
Low Power, 70 MHz Buffer Amplifier
EL5221C Datasheet pdf image
263Kb/13P
Dual 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Buffer
EL5421C Datasheet pdf image
255Kb/13P
Quad 12MHz Rail-to-Rail Input-Output Buffer

1


1



Qu'est-ce que BUFFER


Dans les composants électroniques, un tampon est un circuit qui maintient les caractéristiques d'un signal tout en reproduisant un signal d'entrée à un signal de sortie.

Autrement dit, il passe le signal de sortie à un autre circuit ou appareil sans amplifier ou atténuer le signal d'entrée.

Des tampons sont utilisés aux fins suivantes:

Amplification du signal: Lorsque l'amplitude du signal d'entrée est petite, le tampon augmente l'amplitude du signal de sortie en amplifiant le signal d'entrée.

Atténuation du signal: Si l'amplitude du signal d'entrée est trop grande, le tampon réduit l'amplitude du signal de sortie en atténuant le signal d'entrée.

Distribution du signal: un signal d'entrée peut être divisé en plusieurs signaux de sortie.

DROIT SIGNAL: entraîne un signal de sortie en convertissant un signal d'entrée en énergie électrique suffisante avant de passer le signal de sortie à un autre circuit ou dispositif.

Les tampons sont utilisés dans de nombreux composants électroniques et se présentent dans une variété de configurations et de types de circuits.

Par exemple, un suiveur de tension construit à l'aide d'un AMP-OP est un type de tampon dans lequel une entrée et une sortie sont dupliquées comme le même signal. De plus, les tampons inversés / non inversés sont utilisés dans les circuits numériques.

Ces tampons sont utilisés pour transmettre des signaux numériques à d'autres circuits ou appareils sans amplifier ou atténuer le signal d'entrée.