Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BITS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BITS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Circuit Syst...
IC42S32200 Datasheet pdf image
900Kb/62P
512K Words x 32 Bits x 4 Banks (64-MBIT) SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM

1


1



Qu'est-ce que BITS


Dans les composants électroniques, les bits sont un terme qui a plusieurs significations.

Le plus souvent utilisé comme acronyme pour les chiffres binaires, il représente la plus petite unité d'information en informatique ou communications numériques. Chaque bit peut avoir une valeur de 0 ou 1.

Les bits peuvent également être utilisés pour signifier:

Unité binaire: les bits est la plus petite unité utilisée pour représenter les informations numériques.

Dans un ordinateur, toutes sortes d'informations, telles que les données, les instructions, les images et la musique, sont représentées par des bits. 8 bits sont rassemblés pour former 1 octet.

Taux binaires: les bits sont également utilisés dans les communications numériques comme unité de taux de transmission de données.

Dans les systèmes de télécommunications, le nombre de bits transmis par seconde est exprimé en bits par seconde (BPS), ou plus généralement BPS. Par exemple, 1 Mbps (mégabits par seconde) représente le taux de transfert d'un million de bits en une seconde.

Système de test universel: les bits peuvent également être utilisés comme abréviation pour le système de test intégré.

Cela fait référence à un système d'auto-test intégré pour tester et diagnostiquer les systèmes électroniques. Il est utilisé pour évaluer la fiabilité et les performances des composants ou des dispositifs électroniques.