Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BITS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BITS' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ELAN Microelectronics C...
EM39LV010 Datasheet pdf image
282Kb/23P
1M Bits (128Kx8) Flash Memory
EM39LV040 Datasheet pdf image
275Kb/21P
4M (512Kx8) Bits Flash Memory
EM39LV088 Datasheet pdf image
271Kb/22P
8M Bits (1Mx8) Flash Memory
EM39LV800 Datasheet pdf image
295Kb/25P
8M Bits (512Kx16) Flash Memory
EM25LV512 Datasheet pdf image
394Kb/30P
512 K (64K x 8) Bits Serial Flash Memory

1


1



Qu'est-ce que BITS


Dans les composants électroniques, les bits sont un terme qui a plusieurs significations.

Le plus souvent utilisé comme acronyme pour les chiffres binaires, il représente la plus petite unité d'information en informatique ou communications numériques. Chaque bit peut avoir une valeur de 0 ou 1.

Les bits peuvent également être utilisés pour signifier:

Unité binaire: les bits est la plus petite unité utilisée pour représenter les informations numériques.

Dans un ordinateur, toutes sortes d'informations, telles que les données, les instructions, les images et la musique, sont représentées par des bits. 8 bits sont rassemblés pour former 1 octet.

Taux binaires: les bits sont également utilisés dans les communications numériques comme unité de taux de transmission de données.

Dans les systèmes de télécommunications, le nombre de bits transmis par seconde est exprimé en bits par seconde (BPS), ou plus généralement BPS. Par exemple, 1 Mbps (mégabits par seconde) représente le taux de transfert d'un million de bits en une seconde.

Système de test universel: les bits peuvent également être utilisés comme abréviation pour le système de test intégré.

Cela fait référence à un système d'auto-test intégré pour tester et diagnostiquer les systèmes électroniques. Il est utilisé pour évaluer la fiabilité et les performances des composants ou des dispositifs électroniques.