Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BIPOLAR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BIPOLAR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Silicon Laboratories
SI838X Datasheet pdf image
597Kb/30P
Bipolar Digital Field Inputs for PLCs and Industrial I/O Modules

1


1



Qu'est-ce que BIPOLAR


Le bipolaire est l'un des composants électroniques et signifie un élément qui a une polarité électromagnétique.

En général, il fait souvent référence à un dispositif appelé transistor de jonction bipolaire (BJT).

Un BJT est un dispositif semi-conducteur composé de trois régions différentes.

Ces régions sont appelées la base, le collecteur et l'émetteur, et des jonctions PN sont formées entre la base et le collecteur et entre le collecteur et l'émetteur.

Cette jonction PN contrôle le flux de courant et permet au BJT d'être utilisé comme amplificateur de courant ou commutateur, etc.

Outre BJT, d'autres appareils bipolaires incluent Darlington Transistor, Sziklai Pair et Bipolar Darlington.

Ces appareils sont utilisés pour l'amplification actuelle, la commutation et la stabilisation de la puissance.

Les dispositifs bipolaires sont largement utilisés dans les champs des dispositifs électroniques, de la communication et du contrôle, et sont l'un des composants essentiels des circuits analogiques.