Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BIPOLAR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BIPOLAR' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Solid States Devices, I...
TR0089 Datasheet pdf image
34Kb/2P
PNP POWER DARLINGTON BIPOLAR TRANSISTOR
SFT6650-3 Datasheet pdf image
33Kb/2P
10 AMP / 80 Volts 50 MHz PNP POWER DARLINGTON BIPOLAR TRANSISTOR
SFT5321 Datasheet pdf image
192Kb/2P
2 AMP NPN - 2 AMP PNP 75 VOLT NPN - 75 VOLT PNP NPN AND PNP BIPOLAR COMPLEMENTARY TRANSISTOR

1


1



Qu'est-ce que BIPOLAR


Le bipolaire est l'un des composants électroniques et signifie un élément qui a une polarité électromagnétique.

En général, il fait souvent référence à un dispositif appelé transistor de jonction bipolaire (BJT).

Un BJT est un dispositif semi-conducteur composé de trois régions différentes.

Ces régions sont appelées la base, le collecteur et l'émetteur, et des jonctions PN sont formées entre la base et le collecteur et entre le collecteur et l'émetteur.

Cette jonction PN contrôle le flux de courant et permet au BJT d'être utilisé comme amplificateur de courant ou commutateur, etc.

Outre BJT, d'autres appareils bipolaires incluent Darlington Transistor, Sziklai Pair et Bipolar Darlington.

Ces appareils sont utilisés pour l'amplification actuelle, la commutation et la stabilisation de la puissance.

Les dispositifs bipolaires sont largement utilisés dans les champs des dispositifs électroniques, de la communication et du contrôle, et sont l'un des composants essentiels des circuits analogiques.