Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BIDIRECTIONAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BIDIRECTIONAL' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KR Electronics, Inc.
3203 Datasheet pdf image
63Kb/3P
10 MHz Bidirectional Absorptive
3203-12 Datasheet pdf image
65Kb/3P
12 MHz Bidirectional Absorptive Notch
3203-8.5 Datasheet pdf image
64Kb/3P
8.5 MHz Bidirectional Absorptive Notch

1


1



Qu'est-ce que BIDIRECTIONAL


En électronique, bidirectionnel est un terme utilisé pour indiquer une transmission ou une opération bidirectionnelle.

Il fait référence à la capacité des signaux ou des données à voyager dans les deux sens. Plusieurs composants électroniques peuvent utiliser ce terme. Certains exemples incluent:

Les interfaces de communication qui prennent en charge la communication bidirectionnelle: par exemple, un port universel de bus série (USB) peut transmettre des données dans les deux sens, permettant une communication bidirectionnelle entre un appareil et un ordinateur.

Commutateur bidirectionnel: un commutateur bidirectionnel est un commutateur qui peut contrôler le flux de courant dans les deux directions en fonction de l'état du commutateur. Cela permet de modifier la direction de l'écoulement du courant dans un circuit.

Tampon de données bidirectionnel: un tampon de données bidirectionnel est un appareil utilisé pour stocker et transmettre des données dans les deux sens. Cela permet de lire et d'écrire des données dans les deux sens, et peut être utilisé pour la communication avec les périphériques dans un microcontrôleur, par exemple.

En plus de cela, la propriété bidirectionnelle peut être utilisée dans divers composants électroniques et peut avoir diverses significations en fonction de contextes ou d'applications spécifiques.