Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BASE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BASE' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Gilway Technical Lamp
H943 Datasheet pdf image
49Kb/1P
R7 Base Lampholders
H9941 Datasheet pdf image
764Kb/2P
4mm Base Lampholders
H9971 Datasheet pdf image
59Kb/1P
9.5mm Base Lampholders
H989 Datasheet pdf image
657Kb/2P
5.3mm Base Lampholders
H912 Datasheet pdf image
229Kb/3P
6.35mm Base Lampholders
155-1603B Datasheet pdf image
86Kb/1P
1088-SSB 1088 Lamp with Stainless Steel Base Assembly

1


1



Qu'est-ce que BASE


Dans les composants électroniques, la base peut être utilisée dans diverses significations. Voici trois significations couramment utilisées:

Composants d'un transistor: la base est un composant utilisé dans certains transistors, qui est responsable du contrôle du fonctionnement du transistor.

Dans les transistors NPN et PNP, la base est l'un des trois terminaux situés entre le collecteur et l'émetteur.

Une tension ou un courant appliqué à la base régule le fonctionnement du composant électronique en contrôlant le courant collecteur-émetteur du transistor.

Partie de base du connecteur ou de la prise: «base» peut signifier la partie de base d'un connecteur ou d'une prise.

Par exemple, dans le cas d'un connecteur d'alimentation, la base peut se référer à la pièce qui forme la structure de base du connecteur.

Ces bases sont utilisées pour fixer et sécuriser les connecteurs et servir pour connecter les connecteurs à d'autres pièces ou périphériques.

Électrode de base: base est le nom de l'électrode utilisé dans certaines diodes et transistors.

La base représente l'anode d'une diode ou l'électrode entre l'émetteur et le collecteur dans un type de transistor PNP.

L'électrode de base contrôle l'écoulement du courant dans une diode ou un transistor et régule le fonctionnement des composants électroniques.

En électronique, la «base» peut être utilisée comme terme pour décrire les composants d'un transistor, la partie de base d'un connecteur ou d'une douille et des électrodes de diodes et de transistors.

La signification exacte peut varier en fonction du contexte.