Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BAR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BAR' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Pentair plc. All rights...
2510 Datasheet pdf image
3Mb/36P
A minimum of 20 pounds (1.4 bar) of water pressure is required for regeneration valve to operate effectively
2900S Datasheet pdf image
4Mb/56P
A minimum of 20 pounds (1.4 bar) of water pressure is required for regeneration valve to operate effectively
3900 Datasheet pdf image
3Mb/40P
A minimum of 20 pounds (1.4 bar) of water pressure is required for regeneration valve to operate effectively

1


1



Qu'est-ce que BAR


Dans les composants électroniques, la barre peut être utilisée dans diverses significations. Voici deux significations couramment utilisées:

Composant en forme de bar: «bar» signifie un composant rectangulaire ou en forme de bar.

Ces composants en forme de bar ont une variété d'utilisations dans les circuits électroniques.

Par exemple, il existe des composants en forme de bar avec des connexions électriques utilisées pour transporter le courant ou la tension.

Il existe également des barres en aluminium ou en cuivre utilisées pour la gestion thermique, comme les dissipateurs de chaleur (dispositifs qui aident à dissiper la chaleur).

Les termes utilisés comme unités: «Bar» se réfère également généralement à Ampère, une unité de courant.

Le courant est un facteur physique important dans les composants et les circuits électroniques, et les ampères sont utilisés comme unité pour représenter le courant.

Ainsi, le terme bar peut être utilisé en référence aux ampères, qui représentent le courant.

En électronique, la «barre» est un terme pour divers types de composants, ou il peut se référer aux ampères comme une unité de courant.

La signification exacte peut varier en fonction du contexte.