Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BANDWIDTH Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BANDWIDTH' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micrel Semiconductor
MICRF218 Datasheet pdf image
832Kb/23P
3.3V, 315/433MHz Wide-IF Bandwidth ASK Receiver
MIC49500 Datasheet pdf image
221Kb/11P
5A Dual Supply, Low Voltage, High Bandwidth LDO
MIC49500 Datasheet pdf image
233Kb/11P
5A Dual Supply, Low Voltage, High Bandwidth LDO
MIC47150 Datasheet pdf image
581Kb/11P
1.5A, Low Voltage, Adjustable, High-Bandwidth LDO Regulator with Dual Input Supplies

1


1



Qu'est-ce que BANDWIDTH


La bande passante signifie une large gamme de fréquences dans le domaine des composants électroniques.

La bande passante dans les composants électroniques est généralement liée à la capacité de transmission et indique la plage de fréquences que le composant peut transmettre.

Un composant avec une bande passante élevée peut transmettre des signaux dans une plage de fréquence plus large, une vitesse de transmission plus rapide et plus d'informations.

La bande passante est généralement mesurée en Hz, et pour certaines parties, elle est également mesurée en GHz ou en MHz.

Par exemple, dans le domaine du réseautage informatique, des cartes réseau avec une bande passante élevée sont nécessaires.

La bande passante joue également un rôle important dans le champ audio.

Les composants audio à large bande passante sont nécessaires pour lire des sources sonores et des fichiers audio à haute résolution.