Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BAND Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BAND' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Unictron Technologies C...
H2UE3P2D2G0100 Datasheet pdf image
1Mb/22P
LTE Full-Band Ceramic Chip Antenna
H2U84W1H1S0300 Datasheet pdf image
1Mb/21P
WiFi Dual Band Ceramic Chip Antenna

1


1



Qu'est-ce que BAND


Dans les composants électroniques, la bande est utilisée comme terme pour décrire une gamme de fréquences ou une bande de fréquence.

Il peut se référer aux différentes bandes de fréquences utilisées par les appareils ou systèmes électroniques, ou peut être utilisée pour effectuer des actions sur des bandes de fréquences spécifiques.

Il est couramment utilisé avec des termes connexes tels que:

Bande de fréquence: un terme utilisé pour décrire une gamme spécifique de fréquences.

Par exemple, les émissions de radio AM utilisent la bande de fréquence moyenne (535 kHz à 1605 kHz) et les émissions de radio FM utilisent la bande FM (88 MHz à 108 MHz).

Une bande de fréquence spécifie la gamme de fréquences utilisées par un système de télécommunications ou de radio particulier.

Filtre passe-bande: un filtre qui passe des signaux dans une certaine bande de fréquence et bloque les signaux dans d'autres bandes de fréquence.

Les filtres passe-bande sont utilisés pour isoler ou extraire des signaux dans une bande de fréquence souhaitée.

Filtre de rejet de bande: un filtre qui bloque les signaux dans une bande de fréquence spécifique.

Les filtres de rejet de la bande sont utilisés pour éliminer le bruit ou les interférences des bandes de fréquences indésirables.

Multiband: fait référence à un appareil ou un système qui prend en charge plusieurs bandes de fréquences.

Par exemple, un téléphone mobile multi-bandes peut prendre en charge différentes bandes de fréquence pour accéder à différents réseaux de communication.

Dans les composants électroniques, bande est utilisée comme terme pour indiquer une bande de fréquence, et c'est un concept important dans divers domaines d'application tels que la communication, la radio et le traitement du signal.