Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BALANCED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BALANCED' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sanyo Semicon Device
SPM5001 Datasheet pdf image
37Kb/3P
RF Double Balanced Mixer
SMA5101 Datasheet pdf image
87Kb/5P
RF Double Balanced Mixer IC
SMA5101 Datasheet pdf image
607Kb/7P
RF Double Balanced Mixer IC

1


1



Qu'est-ce que BALANCED


En électronique, équilibré est un terme couramment utilisé dans la transmission du signal ou la conception du circuit.

Balanced fait référence à un état dans lequel les interactions des deux côtés d'un signal ou d'un circuit sont équilibrées ou symétriques.

En général, lorsqu'un signal ou un circuit est équilibré, il existe plusieurs avantages. Prenons quelques exemples:

Passage du signal: le passage du signal équilibré peut améliorer l'immunité au bruit et améliorer la précision et l'intégrité du signal.

Les signaux sont livrés de manière équilibrée, minimisant les effets du bruit ou des interférences externes.

Correction d'erreur: les circuits équilibrés facilitent la correction d'erreur.

Il peut remplir la fonction d'estimation et de correction de la fluctuation du signal en raison du bruit ou des interférences externes.

Cela peut augmenter la précision du signal et améliorer la fiabilité.

Stabilité opérationnelle: les circuits équilibrés ont généralement une bonne stabilité opérationnelle.

La transmission symétrique du signal ou la structure du circuit peut améliorer la stabilité et réduire l'effet des fluctuations en raison du déséquilibre de l'alimentation électrique ou des facteurs environnementaux.

Balanced est un concept important dans divers composants et systèmes électroniques, y compris la transmission du signal, la conception de circuits et les systèmes de communication, et sa signification exacte peut varier en fonction du contexte.