Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BACK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BACK' - Totale: 13 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Rohm
SML-810 Datasheet pdf image
163Kb/3P
Standard Type Back-fire chip LEDs
BD6155FVM Datasheet pdf image
111Kb/8P
DC/DC converter for LCD back light
SML-811 Datasheet pdf image
319Kb/3P
Low Current Type (IF <=10mA) Back-fire chip LEDs
BM2P016TVK-002 Datasheet pdf image
645Kb/12P
Isolation Fly-back Converter PWM method Output 22.5W 15V
SML-812 Datasheet pdf image
150Kb/3P
High Brightness Type Back-fire chip LEDs(Reverse package)
BM2P016T Datasheet pdf image
964Kb/12P
Isolation Fly-back type PWM method Output 30W 24V Output
BM2P016T-EVK-001 Datasheet pdf image
964Kb/12P
Isolation Fly-back type PWM method Output 30W 24V Output
BD9470AFM Datasheet pdf image
1Mb/38P
White LED driver for medium sized and large sized LCD back light
19.Oct.2013 Rev.003
BD9470AEFV Datasheet pdf image
1Mb/39P
White LED driver for medium sized and large sized LCD back light
BD7F205EFJ-C Datasheet pdf image
1Mb/35P
Isolated Type Fly-back Converter IC with Integrated Switching MOSFET for Automotive
19.May.2022 Rev.001
BD7F005EFJ-C Datasheet pdf image
1Mb/35P
Isolated Type Fly-back Converter IC with Integrated Switching MOSFET for Automotive
13.Dec.2022 Rev.001
BD7F105EFJ-C Datasheet pdf image
1Mb/35P
Isolated Type Fly-back Converter IC with Integrated Switching MOSFET for Automotive
01.Mar.2022 Rev.001
BD3401KS2 Datasheet pdf image
460Kb/19P
Single Power Supply Sound Processors with Built-in Pre Amplifier for Tape Recording and Play Back

1


1



Qu'est-ce que BACK


En électronique, le dos peut être utilisé de plusieurs manières.

Ci-dessous, nous expliquerons certaines des significations couramment utilisées.

Contexte du dos: Dans la conception ou la fabrication des composants électroniques, il peut se référer à la partie de l'arrière-plan utilisé pour construire une fonction ou un circuit spécifique.

Cela signifie généralement la partie arrière ou arrière de la pièce.

Circuit arrière: il peut se référer à un circuit utilisé pour effectuer une fonction spécifique dans un composant électronique.

Par exemple, les circuits de rétroéclairage sont utilisés pour contrôler le rétro-éclairage dans les écrans et les claviers.

Dossier de retour: un terme utilisé dans certains composants ou périphériques électroniques, qui se réfère à l'action d'être connecté ou amarré à un autre appareil ou interface.

Par exemple, une station d'accueil arrière est un périphérique qui connecte les périphériques portables pour charger ou transmettre des données.

Comme mentionné ci-dessus, le «dos» peut être utilisé de plusieurs manières en électronique.

Par conséquent, il est courant de l'utiliser après avoir déterminé sa signification en fonction du contexte.