Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BACK Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BACK' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ams AG
AS3608 Datasheet pdf image
4Mb/68P
System PMU with HV Back Light Driver
AS3606 Datasheet pdf image
4Mb/71P
System PMU with HV Back Light Driver

1


1



Qu'est-ce que BACK


En électronique, le dos peut être utilisé de plusieurs manières.

Ci-dessous, nous expliquerons certaines des significations couramment utilisées.

Contexte du dos: Dans la conception ou la fabrication des composants électroniques, il peut se référer à la partie de l'arrière-plan utilisé pour construire une fonction ou un circuit spécifique.

Cela signifie généralement la partie arrière ou arrière de la pièce.

Circuit arrière: il peut se référer à un circuit utilisé pour effectuer une fonction spécifique dans un composant électronique.

Par exemple, les circuits de rétroéclairage sont utilisés pour contrôler le rétro-éclairage dans les écrans et les claviers.

Dossier de retour: un terme utilisé dans certains composants ou périphériques électroniques, qui se réfère à l'action d'être connecté ou amarré à un autre appareil ou interface.

Par exemple, une station d'accueil arrière est un périphérique qui connecte les périphériques portables pour charger ou transmettre des données.

Comme mentionné ci-dessus, le «dos» peut être utilisé de plusieurs manières en électronique.

Par conséquent, il est courant de l'utiliser après avoir déterminé sa signification en fonction du contexte.