Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AVALANCHE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AVALANCHE' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NEC
NDL1202 Datasheet pdf image
510Kb/2P
OPTICAL FIBER COMMUNICATION SILICON AVALANCHE PHOTO DIODE
NDL5102P Datasheet pdf image
58Kb/2P
1300nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS pi=30um GERMANIUM AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
NDL5531P Datasheet pdf image
75Kb/8P
1 000 to 1 600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 30 mm InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE
NDL5551P Datasheet pdf image
76Kb/8P
1 000 to 1 600 nm OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS 50 mm InGaAs AVALANCHE PHOTO DIODE MODULE

1


1



Qu'est-ce que AVALANCHE


Dans les composants électroniques, Avalanche peut être utilisée comme terme pour une sorte de phénomène.

Dans les composants électroniques, l'avalanche fait référence à un phénomène causé par une augmentation rapide de la tension ou du courant.

L'avalanche, qui se produit principalement dans les dispositifs semi-conducteurs, peut provoquer une augmentation soudaine du courant en répartissant un certain courant et en affectant d'autres parties.

Cela nécessite généralement une attention car il peut générer une chaleur inutile ou endommager l'appareil.

L'avalanche peut être contrôlée ou empêchée en utilisant des circuits de régulation de tension ou des circuits de protection.

Par exemple, un circuit de protection sous-tension ou un circuit de serrage peut être utilisé pour limiter l'avalanche.

De plus, des mesures pour sécuriser la stabilité peuvent être prises en considération du phénomène d'avalanche dans le processus de conception et de fabrication des dispositifs semi-conducteurs.

L'avalanche est l'un des facteurs importants à considérer dans la conception et le fonctionnement des composants électroniques.

Les gérer et les contrôler efficacement contribuent à garantir la stabilité et la fiabilité des composants électroniques.