Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ATTENUATOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ATTENUATOR' - Totale: 180 (1/9) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Tyco Electronics
MAATGM0001 Datasheet pdf image
350Kb/5P
Attenuator
MAATGM0004-DIE Datasheet pdf image
202Kb/5P
Attenuator, Digital, 5-Bit
MAATGM0001-DIE Datasheet pdf image
333Kb/7P
DC-6.0 GHz Attenuator
AT-118 Datasheet pdf image
49Kb/3P
Voltage Variable Absorptive Attenuator
MA4P290-1225T Datasheet pdf image
183Kb/6P
PIN Diode ? Quad Attenuator
AT65-0009 Datasheet pdf image
395Kb/4P
Voltage Attenuator,824 - 960 MHz
MAAV-008988-PKG003 Datasheet pdf image
40Kb/2P
Attenuator, Voltage Variable, 2.0.15.5 GHz
MAAV-007087-000100 Datasheet pdf image
220Kb/4P
Voltage Variable Attenuator 900 - 2500 MHz
MAAV-007089-000100 Datasheet pdf image
214Kb/4P
Voltage Variable Attenuator 800 - 1000 MHz
AT65-0008 Datasheet pdf image
262Kb/5P
Voltage Variable Attenuator, 900 - 2500 MHz
MAATCC0013 Datasheet pdf image
203Kb/5P
Voltage Variable Attenuator 824 - 960 MHz
MAAV-007091-000100 Datasheet pdf image
251Kb/5P
Voltage Variable Attenuator 1700 - 2200 MHz
AT65-0009 Datasheet pdf image
225Kb/4P
Voltage Variable Attenuator 824 - 960 MHz
MAAV-007090-000100 Datasheet pdf image
216Kb/4P
Voltage Variable Attenuator 1700 - 2000 MHz
MAAV-007092-000100 Datasheet pdf image
231Kb/4P
Voltage Variable Attenuator 800 - 1000 MHz
AT-103 Datasheet pdf image
114Kb/2P
5-Bit Digital Attenuator 20 - 1000 MHz
AT-332 Datasheet pdf image
114Kb/2P
Voltage Variable Absorptive Attenuator DC - 2 GHz
MA4P274-1225T Datasheet pdf image
672Kb/12P
Quad PIN Diode Attenuator 5 -3000 MHz
MAAVCC0001 Datasheet pdf image
236Kb/3P
Voltage Variable Absorptive Attenuator 800 - 1000 MHz
AT10-0017 Datasheet pdf image
241Kb/3P
Voltage Variable Absorptive Attenuator, 1700 - 2000 MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 >


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que ATTENUATOR


Un atténuateur est un composant électronique qui réduit l'ampleur d'un signal électrique.

Les atténuateurs sont utilisés aux fins suivantes:

Réglage de la résistance du signal: l'atténuateur peut contrôler l'amplitude du signal de sortie en élargissant le signal d'entrée.

Cela permet un traitement plus précis des signaux électriques.

Réduction du bruit: l'atténuateur peut améliorer la qualité du signal de sortie en réduisant le bruit du signal d'entrée.

Mesure et inspection: l'atténuateur peut effectuer des mesures et des inspections précises en élargissant le signal.

Il existe différents types d'atténuateur, notamment l'atténuateur fixe, l'atténuateur variable et l'atténuateur de rétroaction.

De plus, les atténuateurs sont des composants électroniques RF (radiofréquence) et sont utilisés dans diverses applications telles que les systèmes de communication sans fil, les systèmes de communication radar et satellite.