Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



ASYNCHRONOUS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'ASYNCHRONOUS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Integrated Circuit Solu...
IS61LV25616 Datasheet pdf image
461Kb/10P
256 X 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH 3.3V SUPPLY
IC61LV25616 Datasheet pdf image
194Kb/11P
256K x 16 HIGH SPEED ASYNCHRONOUS CMOS STATIC RAM WITH 3.3V SUPPLY

1


1



Qu'est-ce que ASYNCHRONOUS


En électronique, «asynchrone» fait référence à une méthode dans laquelle la synchronisation n'est pas requise dans la transmission des données ou le traitement du signal.

Ce terme est souvent utilisé pour décrire comment un composant ou un système électronique se comporte.

La transmission ou le traitement asynchrone n'utilise pas d'horloge fixe ou de signal de synchronisation entre l'expéditeur et le récepteur.

Au lieu de cela, la transmission des données fonctionne en fonction des points de démarrage et d'évaluation, et les bits de données sont transmis indépendamment.

Ceci est utile lorsque le taux ou le moment des données n'est pas constant ou lorsque la communication asynchrone entre plusieurs expéditeurs et récepteurs est requise.

Les méthodes de communication asynchrones dans les composants électroniques sont liées à l'UART (émetteur récepteur asynchrone universel) ou à la communication série asynchrone.

UART transmet des bits de données de manière asynchrone dans la communication série et utilise des bits de démarrage et d'arrêt pour indiquer le début et la fin des trames de données.

Il est souvent utilisé pour la transmission ou la communication des données entre un ordinateur et un périphérique.

Le traitement asynchrone peut également être utilisé dans les systèmes informatiques.

Par exemple, le traitement des événements asynchrones signifie que les processeurs traitent et répondent aux événements indépendamment.

Ceci est utile dans des environnements multi-thread ou des systèmes axés sur les événements.

L'électronique asynchrone peut transmettre ou traiter efficacement les données, réduire la complexité du système et augmenter la flexibilité.