Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AMPS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AMPS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Monolithic Power System...
MP5120 Datasheet pdf image
470Kb/10P
High Speed, +/-9V, Rail-to-Rail Input-Output Op Amps
MP5121 Datasheet pdf image
480Kb/12P
High Speed, Rail-to-Rail Input-Output, and Single-Supply Op Amps

1


1



Qu'est-ce que AMPS


AMPS (Système de téléphonie mobile analogique) est un système de téléphonie mobile analogique utilisé principalement aux États-Unis et au Canada des années 80 au début des années 1990.

AMPS a été l'un des premiers systèmes standard pour la communication du téléphone portable et a joué un rôle important dans la communication sans fil.

AMPS est conçu pour permettre à plusieurs utilisateurs de parler simultanément en utilisant l'accès multiple de la division de fréquence (FDMA).

Ce système utilise la bande 800 MHz et a une bande passante de canal de 30 kHz.

AMPS améliore également la sécurité de la communication en fournissant des fonctions telles que le chiffrement des canaux et l'identification de l'appelant.

Cependant, comme les AMPS sont un système analogique, la bande passante est limitée et la qualité des appels se détériore à mesure que le bruit augmente.

AMPS a donc été remplacé par des systèmes de communication numérique 2G.