Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



AMPERE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'AMPERE' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Dc Components
R4000 Datasheet pdf image
324Kb/2P
HIGH VOLTAGE SILICON RECTIFIER(4000 to 5000 Volts, 0.2 Ampere)
1N4001A Datasheet pdf image
379Kb/2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS SILICON RECTIFIER VOLTAGE RANGE - 50 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere

1


1



Qu'est-ce que AMPERE


En électronique, Ampère fait référence à une unité de courant.

L'Ampère est une unité utilisée pour mesurer la quantité de courant électrique qui circule et est indiquée par A.

Ampère représente la résistance du courant, et l'ampleur du courant est un paramètre important dans les composants électroniques.

Les composants électroniques fonctionnent à travers le courant, et l'ampleur du courant détermine l'état de fonctionnement, la consommation d'énergie et la résistance du signal.

Le courant utilisé par les composants électroniques peut avoir diverses amplitudes, de sorte que les composants électroniques doivent être conçus pour fonctionner dans une plage de courant spécifique.

Le courant est généralement déterminé par tension et résistance, et selon la loi d'Ohm, le courant peut être calculé si la tension et la résistance sont connues.

Dans les composants électroniques, diverses méthodes et circuits sont utilisés pour mesurer ou contrôler le courant.

Le courant peut être mesuré et régulé dans les ampères à l'aide de capteurs de courant, de dispositifs de mesure de courant et de circuits de contrôle de courant.