Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



WIRE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'WIRE' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Harwin Plc
M40-1200500 Datasheet pdf image
84Kb/1P
1.00mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR
M40-1000046 Datasheet pdf image
81Kb/1P
1.00mm PITCH WIRE TO BOARD CRIMP TERMINAL
H3175-01 Datasheet pdf image
56Kb/1P
SUB MINIATURE SOCKET ASSY WIRE WRAP (3 LEVEL)
D01-9950442 Datasheet pdf image
81Kb/1P
2.54mm PITCH SIL 3-LEVEL WIRE WRAP IC SOCKET

1


1



Qu'est-ce que WIRE


Dans les composants électroniques, le fil se réfère aux fils utilisés pour transmettre des signaux électriques ou des courants électriques.

Le fil est l'un des composants importants des composants électroniques et se présente en différents types, tailles et matériaux.

Les fils des composants électroniques sont généralement en métaux tels que le cuivre, l'aluminium et l'argent.

La taille du fil est déterminée par la quantité de courant et la tension, et des fils très fins sont utilisés lors du transport de petits courants.

La taille du fil est mesurée dans une unité appelée la jauge de fil américain (AWG).

Le fil est utilisé à diverses fins dans les composants électroniques. Par exemple, dans les circuits électroniques, les fils sont utilisés pour connecter les composants du circuit et transmettre des signaux électriques.

De plus, le fil est utilisé pour alimenter les composants électroniques et est également utilisé pour transmettre la puissance dans les dispositifs électriques.

Le fil peut également être utilisé pour enfermer et protéger l'extérieur des composants électroniques.