Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



WATT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'WATT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KODENSHI_AUK CORP.
KKA1519 Datasheet pdf image
298Kb/9P
2 x 6 WATT STEREO POWER AMPLIFIER
KKA1519B Datasheet pdf image
200Kb/6P
2 x 6 Watt Stereo Power Amplifier

1


1



Qu'est-ce que WATT


Watt est une unité de puissance dans les composants électroniques. La puissance est calculée comme le produit de la tension et du courant.

Par exemple, lorsqu'un courant de 1 volt (v) et 1 ampère (a) circule, la puissance est de 1 watt (w).

Par conséquent, le WATT est utilisé comme unité de puissance.

Dans les pièces électroniques, il y a des pièces avec diverses valeurs d'alimentation.

Par exemple, une résistance (R) limite le courant et dissipe la puissance, et plus la valeur de la résistance est grande, moins la puissance est dissipée.

De plus, dans les composants électroniques, divers composants liés à la puissance sont utilisés à des fins telles que la limitation de la consommation d'énergie.

Ces composants comprennent des ICS à faible puissance, des LED à économie d'énergie et des moteurs à faible puissance.

Par conséquent, le WATT est une unité très importante pour calculer et contrôler la puissance dans les composants électroniques.