Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'Vdc' - Totale: 8044 (1/403) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Bel Fuse Inc.
VRP3-60E1A0 Datasheet pdf image
742Kb/11P
5 Vdc - 13.8 Vdc Input 0.6 Vdc - 5.0 Vdc/60 A Output
SLIN-12F1AX Datasheet pdf image
439Kb/26P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /12 A Output
SLAN-12D2AX Datasheet pdf image
1Mb/26P
3 Vdc - 14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /12 A Outputs
VRNE-60ED Datasheet pdf image
639Kb/11P
6 VDC ??13.8 VDC Input 0.6 VDC ??2.0 VDC /30 A Output
SLIN-30E1AX Datasheet pdf image
478Kb/26P
6.0 Vdc - 14 Vdc Input, 0.8 Vdc - 2.75 Vdc /30 A Outputs
SLIN-12F2AX Datasheet pdf image
430Kb/25P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /12 A Output
SLIN-20F1AX Datasheet pdf image
407Kb/26P
2.4 Vdc - 5.5 Vdc Input, 0.6 Vdc - 3.63 Vdc /20 A Output
SLAN-20D1AX Datasheet pdf image
1Mb/26P
3 Vdc ??14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /20 A Outputs
SRBC-16E4AX Datasheet pdf image
475Kb/14P
4.5 Vdc - 14 Vdc Input 0.75 Vdc - 3.63 Vdc/16 A Output
SLAN-06D2AX Datasheet pdf image
1Mb/25P
3 Vdc ??14.4 Vdc Input, 0.6 Vdc - 5.5 Vdc /6 A Outputs
VRBG-30A1A0 Datasheet pdf image
316Kb/9P
8 Vdc - 14 Vdc Input 0.8 Vdc - 3.63 Vdc / 30 A Outputs
SRPE-02E1A0 Datasheet pdf image
1Mb/12P
5.5 Vdc - 13.2 Vdc Input 0.6 Vdc - 5.5 Vdc / 1.5 A Output
SLDN-03D1AX Datasheet pdf image
1Mb/44P
3 VDC ??14.4 VDC Input,
VRNE-40E1A0 Datasheet pdf image
640Kb/12P
7.5 VDC ??13.5 VDC Input
XRBH-03HXX0 Datasheet pdf image
1,016Kb/12P
9 VDC ??36 VDC Input
0RRE-32S10R Datasheet pdf image
862Kb/16P
38 VDC - 55 VDC Input
Company Logo Img
Lineage Power Corporati...
JPW200S52R51-BH Datasheet pdf image
745Kb/14P
38 Vdc - 75 Vdc Input, 52.5 Vdc Output; 200W
Company Logo Img
SL Power Electronics
DCD40_DS Datasheet pdf image
120Kb/2P
DCD models: 24 Vdc, 18-32 Vdc; DCG models: 48 Vdc, 36-72 Vdc
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
MPC-X-12 Datasheet pdf image
371Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power
MPL-6-12 Datasheet pdf image
305Kb/1P
5 VDC and 짹12 VDC or 짹15 VDC Regulated Power

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que Vdc


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.