Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VOLT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VOLT' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Freescale Semiconductor...
MC34929EP Datasheet pdf image
833Kb/23P
Brushless DC 1.0 AMP 28 VOLT Motor Driver IC
DSPA56371 Datasheet pdf image
1Mb/124P
The DSP56371 is a high density CMOS device with 5.0-volt compatible inputs and outputs.

1


1



Qu'est-ce que VOLT


Volt est une unité représentant la tension, qui est une ampleur électrique.

La tension représente l'énergie requise pour déplacer la charge dans un circuit électrique. La tension est généralement exprimée en unités appelées volts (v).

Dans les composants électroniques, la tension est utilisée pour remplir diverses fonctions.

Par exemple, un régulateur de tension est un composant qui convertit une tension d'entrée en une tension de sortie constante.

Ces composants sont utilisés dans une variété de dispositifs électroniques et assurent une alimentation de tension stable pour maintenir un fonctionnement sûr et précis des composants électroniques.

De plus, il existe de nombreuses pièces électroniques qui fonctionnent en fonction de la tension.

Par exemple, un oscillateur contrôlé de tension est un composant qui varie la fréquence d'un signal de sortie en fonction de la tension d'entrée.

Ces composants sont utilisés dans une variété d'applications, notamment les communications sans fil, la radio et la télévision.

Par conséquent, dans les composants électroniques, la «volt» est utilisée comme unité pour représenter la tension dans les circuits électriques, et est utilisée pour réguler les tensions d'entrée ou les signaux de sortie de contrôle dans divers composants électroniques.