Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VERSION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VERSION' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
LM2596T-5.0 Datasheet pdf image
4Mb/42P
Adjustable Version Output Voltage Range, 1.2V to 37V 짹4% Max Over Line and Load Conditions
LP2987 Datasheet pdf image
1Mb/30P
LP2987/LP2988 Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Voltage Regulator with Programmable Power-On Reset Delay; Low Noise Version Available (LP2988)

1


1



Qu'est-ce que VERSION


Le terme version électronique des composants fait généralement référence à la version d'un composant électronique.

La version d'un composant électronique représente les informations de version à un moment spécifique lorsque ce composant a été fabriqué.

Les informations sur la version sont généralement mises à jour chaque fois qu'il y a des modifications liées à la fonctionnalité, aux performances, à la stabilité, etc.

Par exemple, les informations de version pour les microcontrôleurs publiées par les fabricants de matériel peuvent être mises à jour à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées ou des bogues sont corrigées chaque fois que le produit est publié.

Dans ce cas, le fabricant fournit les nouvelles informations de version du produit, et à travers cela, l'utilisateur peut utiliser la dernière version de la pièce.

Par conséquent, lorsque le terme «version électronique des composants» est utilisé, il peut généralement être compris comme indiquant les informations de version d'un composant électronique.