Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VDC' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micropac Industries
66192 Datasheet pdf image
63Kb/2P
1000 Vdc isolation test voltage
66170 Datasheet pdf image
64Kb/2P
1500 Vdc isolation test voltage
66270 Datasheet pdf image
67Kb/2P
1000 Vdc isolation test voltage
53248 Datasheet pdf image
126Kb/7P
28 VDC SOLID STATE POWER CONTROLLER
53248-102 Datasheet pdf image
145Kb/6P
28 VDC SOLID STATE POWER CONTROLLER

1


1



Qu'est-ce que VDC


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.