Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VDC' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Axiomtek Co., Ltd.
EBOX627-312-FL Datasheet pdf image
318Kb/1P
Fanless Embedded System with Intel짰 Celeron짰 N3350 2.4 GHz, 1 HDMI, 2 GbE LANs 6 USB, 4 COM and 9 ~ 36 VDC
EBOX565-500-FL-6100U-DC Datasheet pdf image
261Kb/2P
Fanless Embedded System with Intel짰 Core??i5-6300U 2.4 GHz/i3-6100U 2.3 GHz/ Celeron짰 3955U 2.0 GHz, 2 HDMI, 2 GbE LANs, 4 USB 3.0, 2 COM and 9 ~ 36 VDC

1


1



Qu'est-ce que VDC


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.