Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VDC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VDC' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Dialight Corporation
MVDU100-12-P Datasheet pdf image
188Kb/2P
12 OR 24 VDC OUTPUT
557-0001-806 Datasheet pdf image
325Kb/1P
RED/GREEN BI-COLOR VDC LED PANEL MOUNT 2 LEADS INDICATOR
556-1505-304F Datasheet pdf image
98Kb/2P
CABINET POWER STATUS INDICATORS 1' FLAT OR DOMED LENS, 120VAC 12/24 VDC
556-1508-304F Datasheet pdf image
123Kb/2P
High Intensity LED Panel Mount Indicators for 1' Mounting Hole for 37.5, 72 and 125 VDC

1


1



Qu'est-ce que VDC


VDC est l'une des unités représentant la tension.

«V» est une abréviation pour la tension, et «DC» signifie le courant direct.

Ainsi, VDC représente la tension de courant direct.

Dans les composants électroniques, le VDC est l'un des paramètres qui indique la tension requise pour que ce composant fonctionne.

Par exemple, une alimentation offre généralement une tension CC, donc si le VDC est 12V, l'appareil sortira une tension CC de 12V.

Le VDC est l'un des facteurs importants qui déterminent les performances des composants électroniques.

Par exemple, dans le cas d'un moteur à courant continu, les performances du moteur sont déterminées par l'entrée de tension CC.

Par conséquent, le VDC affecte directement la vitesse de rotation, la puissance et l'efficacité du moteur.

En électronique, le VDC est couramment utilisé pour indiquer la tension de fonctionnement maximale ou la plage de tension d'entrée minimale / maximale.

Par conséquent, lors de la sélection des composants électroniques, considérez la valeur VDC et choisissez dans la plage de tension dans laquelle le composant peut fonctionner correctement.