Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VARIABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VARIABLE' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
SMSC Corporation
LAN9221 Datasheet pdf image
2Mb/151P
High-Performance 16-bit Non-PCI 10/100 Ethernet Controller with Variable Voltage I/O
LAN9221 Datasheet pdf image
2Mb/151P
High-Performance 16-bit Non-PCI 10/100 Ethernet Controller with Variable Voltage I/O
LAN9220 Datasheet pdf image
2Mb/151P
16-bit Non-PCI Small Form Factor 10/100 Ethernet Controller with Variable Voltage I/O & HP Auto-MDIX Support
LAN9220 Datasheet pdf image
2Mb/150P
16-bit Non-PCI Small Form Factor 10/100 Ethernet Controller with Variable Voltage I/O & HP Auto-MDIX Support
EVB8700 Datasheet pdf image
380Kb/9P
The SMSC LAN8700 is a low-power, variable I/O voltage, analog interface IC with HP Auto-MDIX support for high-performance embedded Ethernet applications

1


1



Qu'est-ce que VARIABLE


Dans les pièces électroniques, la variable signifie une partie dont la valeur peut changer.

Il fait référence aux pièces électriques ou mécaniquement réglables et a une variété d'utilisations.

Par exemple, une résistance variable est un composant dont la valeur peut être ajustée électriquement.

Les résistances variables sont utilisées dans les circuits pour contrôler le courant ou la tension en ajustant la valeur de résistance.

De plus, le condensateur variable est un composant dont la capacité peut être ajustée et est utilisée dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

Une inductance variable est un composant qui ajuste un signal électrique à l'aide d'un champ magnétique et est utilisé dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

En outre, le transformateur variable est un composant utilisé pour réguler la tension ou le courant.

Un transformateur variable peut ajuster la valeur de sortie en fonction d'un changement de tension ou de courant et est utilisé à diverses fins.