Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



VARIABLE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'VARIABLE' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Mitsubishi Electric Sem...
M5231TL Datasheet pdf image
176Kb/6P
VARIABLE OUTPUT VOLTAGE REGULATOR
M5230L Datasheet pdf image
258Kb/7P
VARIABLE OUTPUT VOLTAGE REGULATOR(DUAL TRACKING TYPE)
M64403FP Datasheet pdf image
75Kb/17P
ERROR CORRECTION WITH VARIABLE LENGTH AND DISTANCE

1


1



Qu'est-ce que VARIABLE


Dans les pièces électroniques, la variable signifie une partie dont la valeur peut changer.

Il fait référence aux pièces électriques ou mécaniquement réglables et a une variété d'utilisations.

Par exemple, une résistance variable est un composant dont la valeur peut être ajustée électriquement.

Les résistances variables sont utilisées dans les circuits pour contrôler le courant ou la tension en ajustant la valeur de résistance.

De plus, le condensateur variable est un composant dont la capacité peut être ajustée et est utilisée dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

Une inductance variable est un composant qui ajuste un signal électrique à l'aide d'un champ magnétique et est utilisé dans les récepteurs radio ou les systèmes de communication.

En outre, le transformateur variable est un composant utilisé pour réguler la tension ou le courant.

Un transformateur variable peut ajuster la valeur de sortie en fonction d'un changement de tension ou de courant et est utilisé à diverses fins.