Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



UNIVERSAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'UNIVERSAL' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ITT Industries
120220-0210 Datasheet pdf image
414Kb/4P
CANNON UNIVERSAL CONTACT SERIES
CU-120220-0311 Datasheet pdf image
370Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 1.8MM
CU-120220-0314 Datasheet pdf image
363Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.5MM
CU-120220-0312 Datasheet pdf image
355Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 2.5MM
CU-120220-0315 Datasheet pdf image
363Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 4.0MM
CU-120220-0313 Datasheet pdf image
357Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 3.0MM
CU-120220-0310 Datasheet pdf image
354Kb/2P
MICRO UNIVERSAL CONTACT Z 1.3MM

1


1



Qu'est-ce que UNIVERSAL


Universal dans les composants électroniques signifie généralement applicable à un large éventail d'applications.

Dans les pièces électroniques, les parties ou l'équipement standardisés universels qui peuvent être utilisés dans divers appareils électroniques.

Par exemple, Universal Serial Bus (USB) est l'une des interfaces standard utilisées dans de nombreux appareils électroniques.

L'USB est utilisé pour envoyer et recevoir des données et facturer divers appareils tels que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes.

En tant qu'interface standard, l'USB assure la compatibilité avec une grande variété d'appareils et peut être utilisé avec la plupart des appareils équipés de ports USB.

Un autre exemple est le adaptateur Universal AC / DC.

Il s'agit d'un adaptateur utilisé dans divers appareils électroniques, et peut être appliqué à divers appareils électroniques car la tension d'entrée, la tension de sortie, le courant, etc. peuvent être ajustées.

Dans les pièces électroniques, Universal fait référence aux pièces ou équipements utilisés dans divers appareils électroniques.

Cela garantit la compatibilité et la flexibilité, et a l'avantage d'être applicable à diverses utilisations.